データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STU11N65M5 データシート(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

部品番号 STU11N65M5
部品情報  N-channel 650 V, 0.43 Ω typ., 9 A MDmesh™ V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STU11N65M5 データシート(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STU11N65M5 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STU11N65M5 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STU11N65M5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STU11N65M5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STU11N65M5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STU11N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STU11N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STU11N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STU11N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
Contents
STB11N65M5, STD11N65M5, STF11N65M5, STP11N65M5, STU11N65M5
2/25
Doc ID 022864 Rev 2
Contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Packaging mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com