データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AE427 データシート(PDF) 3 Page - RFHIC

部品番号 AE427
部品情報  Low Noise Amplifier for CATV, Satellite
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RFHIC [RFHIC]
ホームページ  http://www.rfhic.com
Logo RFHIC - RFHIC

AE427 データシート(HTML) 3 Page - RFHIC

  AE427_14 Datasheet HTML 1Page - RFHIC AE427_14 Datasheet HTML 2Page - RFHIC AE427_14 Datasheet HTML 3Page - RFHIC AE427_14 Datasheet HTML 4Page - RFHIC AE427_14 Datasheet HTML 5Page - RFHIC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
E-pHEMT MMIC
AE427
Korean Facilities : 82-31-250-5078 / rfsales@rfhic.com
All specifications may change without notice
US Facility : 919-677-8780 / sales@rfhicusa.com
3 / 5
Version 1.2
Application Circuit @ 5 ~ 200MHz, 75ohm System
PARAMETER
UNIT
TYPICAL
Frequency
MHz
5
25
50
Gain(S21)
dB
26.5
26
26.2
IRL(S11)
dB
-13
-45
-30
ORL(S22)
dB
-12
-23
-27
Output IP3
dBm
28.5
39
39
P1dB
dBm
24.5
25
25
Noise Figure
dB
1.0
1.5
2.7
CSO(1)
dBc
-60
CTB(1)
dBc
-74
XMOD(1)
dBc
-65
Current
mA
130
(1) 8channels, +45dBmV/ch
Typical Performance @ VDD=8V, IDS=130mA, T=25℃, 75ohm System
50
100
150
0
200
0
5
10
15
20
25
-5
30
-30
-20
-10
0
10
20
-40
30
Freq(GHz)
S-Parameter
Noise Figure vs Frequency
0
1
2
3
4
5
5
15
25
35
45
55
Freq(MHz)
Multi-Tone Test : 8CH_FLAT@Output Power +45dBmV/Ch
Level : +45dBmV
Tilt : 8CH_FLAT
FRQ
XMD
(NCTA)
CTB
RAW
CTB
COR
N-FLR
CSU
RAW
CSU
COR
CSU
FRQ
CSL
RAW
CSL
COR
CSL
FRQ
7
65.6
73.8
74.1
86.4
85.7
90.1
7.65
60.6
60.6
5.99
31
65.4
74.2
74.2
91.5
60.2
60.2
31.99
61.1
61.1
29.99
49
65.2
75.3
75.4
91.4
60.6
60.6
49.99
90.4
94.7
47.97
Min
65.2
73.8
74.1
86.4
60.2
60.2
7.65
60.6
60.6
5.99
Max
65.6
75.3
75.4
91.5
85.7
90.1
49.99
90.4
94.7
47.97
S21
S11
S22



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com