| データシートサーチシステム |
|
IO106PDB1 データシート(PDF) 156 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IO106PDB1 データシート(HTML) 156 Page - Microsemi Corporation |
|
156 / 210 page ![]() Package Pin Assignments 4- 40 R e v i sio n 1 5 FG144 Pin Number A3P060 Function A1 GNDQ A2 VMV0 A3 GAB0/IO04RSB0 A4 GAB1/IO05RSB0 A5 IO08RSB0 A6 GND A7 IO11RSB0 A8 VCC A9 IO16RSB0 A10 GBA0/IO23RSB0 A11 GBA1/IO24RSB0 A12 GNDQ B1 GAB2/IO53RSB1 B2 GND B3 GAA0/IO02RSB0 B4 GAA1/IO03RSB0 B5 IO00RSB0 B6 IO10RSB0 B7 IO12RSB0 B8 IO14RSB0 B9 GBB0/IO21RSB0 B10 GBB1/IO22RSB0 B11 GND B12 VMV0 C1 IO95RSB1 C2 GFA2/IO83RSB1 C3 GAC2/IO94RSB1 C4 VCC C5 IO01RSB0 C6 IO09RSB0 C7 IO13RSB0 C8 IO15RSB0 C9 IO17RSB0 C10 GBA2/IO25RSB0 C11 IO26RSB0 C12 GBC2/IO29RSB0 D1 IO91RSB1 D2 IO92RSB1 D3 IO93RSB1 D4 GAA2/IO51RSB1 D5 GAC0/IO06RSB0 D6 GAC1/IO07RSB0 D7 GBC0/IO19RSB0 D8 GBC1/IO20RSB0 D9 GBB2/IO27RSB0 D10 IO18RSB0 D11 IO28RSB0 D12 GCB1/IO37RSB0 E1 VCC E2 GFC0/IO88RSB1 E3 GFC1/IO89RSB1 E4 VCCIB1 E5 IO52RSB1 E6 VCCIB0 E7 VCCIB0 E8 GCC1/IO35RSB0 E9 VCCIB0 E10 VCC E11 GCA0/IO40RSB0 E12 IO30RSB0 F1 GFB0/IO86RSB1 F2 VCOMPLF F3 GFB1/IO87RSB1 F4 IO90RSB1 F5 GND F6 GND F7 GND F8 GCC0/IO36RSB0 F9 GCB0/IO38RSB0 F10 GND F11 GCA1/IO39RSB0 F12 GCA2/IO41RSB0 FG144 Pin Number A3P060 Function G1 GFA1/IO84RSB1 G2 GND G3 VCCPLF G4 GFA0/IO85RSB1 G5 GND G6 GND G7 GND G8 GDC1/IO45RSB0 G9 IO32RSB0 G10 GCC2/IO43RSB0 G11 IO31RSB0 G12 GCB2/IO42RSB0 H1 VCC H2 GFB2/IO82RSB1 H3 GFC2/IO81RSB1 H4 GEC1/IO77RSB1 H5 VCC H6 IO34RSB0 H7 IO44RSB0 H8 GDB2/IO55RSB1 H9 GDC0/IO46RSB0 H10 VCCIB0 H11 IO33RSB0 H12 VCC J1 GEB1/IO75RSB1 J2 IO78RSB1 J3 VCCIB1 J4 GEC0/IO76RSB1 J5 IO79RSB1 J6 IO80RSB1 J7 VCC J8 TCK J9 GDA2/IO54RSB1 J10 TDO J11 GDA1/IO49RSB0 J12 GDB1/IO47RSB0 FG144 Pin Number A3P060 Function |