| データシートサーチシステム |
|
IO106PDB1 データシート(PDF) 158 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IO106PDB1 データシート(HTML) 158 Page - Microsemi Corporation |
|
158 / 210 page ![]() Package Pin Assignments 4- 42 R e v i sio n 1 5 FG144 Pin Number A3P125 Function A1 GNDQ A2 VMV0 A3 GAB0/IO02RSB0 A4 GAB1/IO03RSB0 A5 IO11RSB0 A6 GND A7 IO18RSB0 A8 VCC A9 IO25RSB0 A10 GBA0/IO39RSB0 A11 GBA1/IO40RSB0 A12 GNDQ B1 GAB2/IO69RSB1 B2 GND B3 GAA0/IO00RSB0 B4 GAA1/IO01RSB0 B5 IO08RSB0 B6 IO14RSB0 B7 IO19RSB0 B8 IO22RSB0 B9 GBB0/IO37RSB0 B10 GBB1/IO38RSB0 B11 GND B12 VMV0 C1 IO132RSB1 C2 GFA2/IO120RSB1 C3 GAC2/IO131RSB1 C4 VCC C5 IO10RSB0 C6 IO12RSB0 C7 IO21RSB0 C8 IO24RSB0 C9 IO27RSB0 C10 GBA2/IO41RSB0 C11 IO42RSB0 C12 GBC2/IO45RSB0 D1 IO128RSB1 D2 IO129RSB1 D3 IO130RSB1 D4 GAA2/IO67RSB1 D5 GAC0/IO04RSB0 D6 GAC1/IO05RSB0 D7 GBC0/IO35RSB0 D8 GBC1/IO36RSB0 D9 GBB2/IO43RSB0 D10 IO28RSB0 D11 IO44RSB0 D12 GCB1/IO53RSB0 E1 VCC E2 GFC0/IO125RSB1 E3 GFC1/IO126RSB1 E4 VCCIB1 E5 IO68RSB1 E6 VCCIB0 E7 VCCIB0 E8 GCC1/IO51RSB0 E9 VCCIB0 E10 VCC E11 GCA0/IO56RSB0 E12 IO46RSB0 F1 GFB0/IO123RSB1 F2 VCOMPLF F3 GFB1/IO124RSB1 F4 IO127RSB1 F5 GND F6 GND F7 GND F8 GCC0/IO52RSB0 F9 GCB0/IO54RSB0 F10 GND F11 GCA1/IO55RSB0 F12 GCA2/IO57RSB0 FG144 Pin Number A3P125 Function G1 GFA1/IO121RSB1 G2 GND G3 VCCPLF G4 GFA0/IO122RSB1 G5 GND G6 GND G7 GND G8 GDC1/IO61RSB0 G9 IO48RSB0 G10 GCC2/IO59RSB0 G11 IO47RSB0 G12 GCB2/IO58RSB0 H1 VCC H2 GFB2/IO119RSB1 H3 GFC2/IO118RSB1 H4 GEC1/IO112RSB1 H5 VCC H6 IO50RSB0 H7 IO60RSB0 H8 GDB2/IO71RSB1 H9 GDC0/IO62RSB0 H10 VCCIB0 H11 IO49RSB0 H12 VCC J1 GEB1/IO110RSB1 J2 IO115RSB1 J3 VCCIB1 J4 GEC0/IO111RSB1 J5 IO116RSB1 J6 IO117RSB1 J7 VCC J8 TCK J9 GDA2/IO70RSB1 J10 TDO J11 GDA1/IO65RSB0 J12 GDB1/IO63RSB0 FG144 Pin Number A3P125 Function |