| データシートサーチシステム |
|
FMP016P104 データシート(PDF) 23 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FMP016P104 データシート(HTML) 23 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
23 / 39 page ![]() TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN - MAßE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN) 48 ML 12/2008 A1 A2 A3 A4 A5 0,1 0,1 0.118 3 0.039 1 1 2 3 5 A1 A2 A3 A4 0.1 0.1 0.118 3 0.039 1 10 6 A3 A2 5 1 A1 0.1 0.1 3 0.118 0.039 1 A1 1 8 A2 15 0.1 7 0.1 0.118 3 0.039 1 PCB Hole Pattern for Connectors with Straight PCB Terminations Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss All PCB hole patterns apply to male connectors with straight PCB contacts (signal contacts P1) and the coaxial contacts FME010P... or FME005P... (when using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis). Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P1) und eingebauten Koaxialkontakten FME010P... bzw. FME005P... (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden). Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. |