データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NSPB500AS データシート(PDF) 10 Page - AAEON Technology

部品番号 NSPB500AS
部品情報  SPECIFICATIONS FOR NICHIA BLUE LED
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AAEON [AAEON Technology]
ホームページ  http://www.aaeon.com
Logo AAEON - AAEON Technology

NSPB500AS データシート(HTML) 10 Page - AAEON Technology

Back Button NSPB500AS Datasheet HTML 6Page - AAEON Technology NSPB500AS Datasheet HTML 7Page - AAEON Technology NSPB500AS Datasheet HTML 8Page - AAEON Technology NSPB500AS Datasheet HTML 9Page - AAEON Technology NSPB500AS Datasheet HTML 10Page - AAEON Technology NSPB500AS Datasheet HTML 11Page - AAEON Technology NSPB500AS Datasheet HTML 12Page - AAEON Technology NSPB500AS Datasheet HTML 13Page - AAEON Technology NSPB500AS Datasheet HTML 14Page - AAEON Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
5.0
4.2
3.8
3.0
2.6
2.2
3.4
4.6
5
3
2
1
0
4
Ambient Temperature vs.
Relative Luminosity
Forward Current vs.
Relative Luminosity
200
110
50
20
10
35
200
110
50
20
10
5
1
IFP=20mA
IFP=5mA
IFP=20mA
IFP=60mA
2.0
3.0
3.5 4.0
4.5
5.0
2.5
2.0
1.0
0.5
0.2
020
60 80 100
40
-40 -20
0
204060
100 120
80
Forward Current IFP (mA)
Ambient Temperature vs.
Allowable Forward Current
Ambient Temperature Ta (°C)
Ambient Temperature Ta (°C)
Ambient Temperature vs.
Forward Voltage
Ambient Temperature Ta (°C)
Duty Ratio (%)
Forward Voltage VF (V)
Forward Voltage vs.
Forward Current
Duty Ratio vs.
Allowable Forward Current
Ta=25°C
Ta=25°C
020
60 80 100
40
-40 -20
1
5
10
20
100
50
Ta=25°C
60
80
100
40
020
40
30
20
0
10
8.5
Model
NSPBxxxx
NICHIA CORPORATION Title
No.
070528765631
CHARACTERISTICS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com