データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AS5047D データシート(PDF) 31 Page - ams AG

部品番号 AS5047D
部品情報  14-bit On-Axis Magnetic Rotary Position Sensor with 11-bit Decimal
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMSCO [ams AG]
ホームページ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS5047D データシート(HTML) 31 Page - ams AG

Back Button AS5047D Datasheet HTML 27Page - ams AG AS5047D Datasheet HTML 28Page - ams AG AS5047D Datasheet HTML 29Page - ams AG AS5047D Datasheet HTML 30Page - ams AG AS5047D Datasheet HTML 31Page - ams AG AS5047D Datasheet HTML 32Page - ams AG AS5047D Datasheet HTML 33Page - ams AG AS5047D Datasheet HTML 34Page - ams AG AS5047D Datasheet HTML 35Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 37 page
background image
ams Datasheet: 2014-Jun-27 [v1-02]
AS5047D – 31
Mechanical Da ta
Figure 41:
Angle Detection by Default (no zero position programmed)
Mechanical Data
S
N
0 Deg
90 Deg
180 Deg
270 Deg



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37