データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF630N データシート(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 IRF630N
部品情報  N-Channel MOSFET Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

IRF630N データシート(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  IRF630N Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. IRF630N Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


同様の部品番号 - IRF630N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF630N IRF-IRF630N Datasheet
155Kb / 11P
Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.30ohm, Id=9.3A)
logo
Fairchild Semiconductor
IRF630N FAIRCHILD-IRF630N Datasheet
209Kb / 11P
N-Channel Power MOSFETs 200V, 9.3A, 0.30?
logo
International Rectifier
IRF630N IRF-IRF630N Datasheet
240Kb / 11P
HEXFET Power MOSFET
logo
TRANSYS Electronics Lim...
IRF630N TEL-IRF630N Datasheet
173Kb / 2P
Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF630N ISC-IRF630N Datasheet
119Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - IRF630N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IPD025N06N ISC-IPD025N06N Datasheet
335Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPD040N03L ISC-IPD040N03L Datasheet
334Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPD50R399CP ISC-IPD50R399CP Datasheet
335Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPD50R800CE ISC-IPD50R800CE Datasheet
335Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPD088N06N3 ISC-IPD088N06N3 Datasheet
336Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPD090N03L ISC-IPD090N03L Datasheet
335Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPP039N04L ISC-IPP039N04L Datasheet
339Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPP070N08N3 ISC-IPP070N08N3 Datasheet
339Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IRF3256 ISC-IRF3256 Datasheet
339Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IRL1404 ISC-IRL1404 Datasheet
339Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com