| データシートサーチシステム |
|
L9686 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9686 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 7 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) OUTLINE AND MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 3.32 0.131 a1 0.51 0.020 B 1.15 1.65 0.045 0.065 b 0.356 0.55 0.014 0.022 b1 0.204 0.304 0.008 0.012 D 10.92 0.430 E 7.95 9.75 0.313 0.384 e2.54 0.100 e3 7.62 0.300 e4 7.62 0.300 F 6.6 0.260 I 5.08 0.200 L 3.18 3.81 0.125 0.150 Z 1.52 0.060 Minidip L9686 5/7 |