データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXTP1N80P データシート(PDF) 5 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXTP1N80P
部品情報  N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXTP1N80P データシート(HTML) 5 Page - IXYS Corporation

  IXTP1N80P Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXTP1N80P Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXTP1N80P Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXTP1N80P Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXTP1N80P Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
© 2009 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXTA1N80P
IXTP1N80P
IXTU1N80P
IXTY1N80P
Pins: 1 - Gate
2 - Drain
TO-220 (IXTP) Outline
TO-263 (IXTA) Outline
TO-251 (IXTU) Outline
TO-252 (IXTY) Outline
Pins: 1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
2.19
2.38
.086
.094
A1
0.89
1.14
0.35
.045
b
0.64
0.89
.025
.035
b1
0.76
1.14
.030
.045
b2
5.21
5.46
.205
.215
c
0.46
0.58
.018
.023
c1
0.46
0.58
.018
.023
D
5.97
6.22
.235
.245
E
6.35
6.73
.250
.265
e
2.28
BSC
.090
BSC
e1
4.57
BSC
.180
BSC
H
17.02
17.78
.670
.700
L
8.89
9.65
.350
.380
L1
1.91
2.28
.075
.090
L2
0.89
1.27
.035
.050
1. Gate
2.Drain
3. Source
4. Drain
Dim.
Millimeter
Inches
Min. Max.
Min.
Max.
A
2.19
2.38
0.086
0.094
A1
0.89
1.14
0.035
0.045
A2
0
0.13
0
0.005
b
0.64
0.89
0.025
0.035
b1
0.76
1.14
0.030
0.045
b2
5.21
5.46
0.205
0.215
c
0.46
0.58
0.018
0.023
c1
0.46
0.58
0.018
0.023
D
5.97
6.22
0.235
0.245
D1
4.32
5.21
0.170
0.205
E
6.35
6.73
0.250
0.265
E1
4.32
5.21
0.170
0.205
e
2.28 BSC
0.090 BSC
e1
4.57 BSC
0.180 BSC
H
9.40 10.42
0.370
0.410
L
0.51
1.02
0.020
0.040
L1
0.64
1.02
0.025
0.040
L2
0.89
1.27
0.035
0.050
L3
2.54
2.92
0.100
0.115



Html Pages

1 2 3 4 5