| データシートサーチシステム |
|
STP16DPPS05XTTR データシート(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16DPPS05XTTR データシート(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 35 page ![]() DocID15817 Rev 3 33/35 STP16DPPS05 Packaging mechanical data 35 Table 19. TSSOP24 and TSSOP24 exposed pad tape and reel mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A - 330 C 12.8 - 13.2 D 20.2 - N 60 - T - 22.4 Ao 6.8 - 7 Bo 8.2 - 8.4 Ko 1.7 - 1.9 Po 3.9 - 4.1 P 11.9 - 12.1 Table 20. SO-24 tape and reel mechanical data Dim. mm. Min Typ Max A - 330 C 12.8 - 13.2 D 20.2 - N 60 - T - 30.4 Ao 10.8 - 11.0 Bo 15.7 - 15.9 Ko 2.9 - 3.1 Po 3.9 - 4.1 P 11.9 - 12.1 |