データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PI5C3384 データシート(PDF) 4 Page - Pericom Semiconductor Corporation

部品番号 PI5C3384
部品情報  10-Bit, 2-Port Bus Switch
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
ホームページ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI5C3384 データシート(HTML) 4 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI5C3384 Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5C3384 Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5C3384 Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5C3384 Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5C3384 Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5C3384 Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
PS7029F
05/02/07
PI5C3384/3384C
10-Bit, 2-Port Bus switch
Test
Disable LOW
Enable LOW
tPD
Switch
Closed
Closed
Open
Definitions:
CL = Load capacitance (includes jig and
probe capacitance)
RT = Termination resistance (should be
equal to ZOUT of the pulse generator)
Pulse
Generator
D.U.T.
VIN
RT
VOUT
CL
500
Ω
500
Ω
50pF
VCC
7V
Open
Test Circuit
Switch Position
Control
Input
Output
Normally
Low
Output
Normally
High
tPZL
tPLZ
0V
1.5V
3V
0V
1.5V
3V
0V
VOL
tPZH
tPZH
3V
1.5V
1.5V
Enable
Switch
Switch
GND
Disable
0.3V
VOH
0.3V
1. Input Control Enable = Low; Input Control Disable = High
2. Pulse Generator for all pulses:
Rate
<1.0 MHz; ZOUT <50Ω; tF, tR <2.5ns
Enable and Disable Timing Diagram
Same Phase
Input Transisiton
Opposite Phase
Input Transisiton
tPLH
tPLH
tPHL
tPHL
0V
Output
VOH
VOL
3V
1.5V
1.5V
0V
3V
1.5V
1.5V
1.5V
Propagation Delay Diagram
07-0124



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com