データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFS7734PBF データシート(PDF) 7 Page - International Rectifier

部品番号 IRFS7734PBF
部品情報  Brushed motor drive applications
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFS7734PBF データシート(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRFS7734PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFS7734PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFS7734PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFS7734PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFS7734PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFS7734PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFS7734PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRFS7734PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRFS7734PBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
 
IRFB/S/SL7734PbF
7
www.irf.com
© 2014 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
November 5, 2014
-75 -50 -25 0
25 50 75 100 125 150 175
TJ , Temperature ( °C )
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ID = 150µA
ID = 250µA
ID = 1.0mA
ID = 1.0A
0
200
400
600
800
1000
diF /dt (A/µs)
0
5
10
15
20
IF = 100A
VR = 64V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
Fig 17. Threshold Voltage vs. Temperature
0
200
400
600
800
1000
diF /dt (A/µs)
0
100
200
300
400
IF = 100A
VR = 64V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
Fig 21. Typical Stored Charge vs. dif/dt
0
200
400
600
800
1000
diF /dt (A/µs)
0
5
10
15
20
IF = 60A
VR = 64V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
Fig 18. Typical Recovery Current vs. dif/dt
Fig 20. Typical Stored Charge vs. dif/dt
Fig 19. Typical Recovery Current vs. dif/dt
0
200
400
600
800
1000
diF /dt (A/µs)
0
100
200
300
400
IF = 60A
VR = 64V
TJ = 25°C
TJ = 125°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com