データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AP9971GS-HF データシート(PDF) 4 Page - Advanced Power Electronics Corp.

部品番号 AP9971GS-HF
部品情報  Single Drive Requirement
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  A-POWER [Advanced Power Electronics Corp.]
ホームページ  http://www.a-power.com.tw
Logo A-POWER - Advanced Power Electronics Corp.

AP9971GS-HF データシート(HTML) 4 Page - Advanced Power Electronics Corp.

  AP9971GS-HF_14 Datasheet HTML 1Page - Advanced Power Electronics Corp. AP9971GS-HF_14 Datasheet HTML 2Page - Advanced Power Electronics Corp. AP9971GS-HF_14 Datasheet HTML 3Page - Advanced Power Electronics Corp. AP9971GS-HF_14 Datasheet HTML 4Page - Advanced Power Electronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
AP9971GS/P-HF
Fig 7. Gate Charge Characteristics
Fig 8. Typical Capacitance Characteristics
0.31
trr
Qrr
Fig 9. Maximum Safe Operating Area
Fig 10. Effective Transient Thermal Impedance
Fig 11. Switching Time Waveform
Fig 12. Gate Charge Waveform
4
10
100
1000
10000
1
5
9
13
17
21
25
29
V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
f=1.0MHz
C iss
C rss
C oss
td(on) tr
td(off) tf
VDS
VGS
10%
90%
Q
VG
4.5V
QGS
QGD
QG
Charge
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
t , Pulse Width (s)
PDM
Duty factor = t/T
Peak Tj = PDM x Rthjc + TC
t
T
0.02
0.01
0.05
0.1
0.2
Duty factor=0.5
Single Pulse
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
T C =25
o C
Single Pulse
10us
100us
1ms
10ms
100ms
DC
0
2
4
6
8
10
12
0
1020
3040
Q G , Total Gate Charge (nC)
V DS =30V
V DS =38V
V DS =48V
I D =18A



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com