| データシートサーチシステム |
|
V2DIP2-64 データシート(PDF) 9 Page - Future Technology Devices International Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
V2DIP2-64 データシート(HTML) 9 Page - Future Technology Devices International Ltd. |
|
9 / 24 page ![]() ` Copyright © 2010 Future Technology Devices International Limited 8 Document Reference No.: FT_000166 V2DIP2-64 VNCL2-64Q Development Module Datasheet Version 1.01 Clearance No.: FTDI# 155 3.3 Default Interface I/O Pin Configuration The VNC2-64Q device is delivered without any firmware pre-loaded. As such the IOMUX will provide a default pinout as shown in Table 3.2 Pin No. Pin Name on PCB Type Data and Control Bus Configuration Options UART Interface SPI Slave Interface SPI Master Interface Parallel FIFO Interface Debugger Interface J2-18 IO0 I/O NA NA NA NA Debug_if J2-28 IO20 I/O uart_txd NA NA NA NA J2-27 IO21 I/O uart_rxd NA NA NA NA J2-26 IO22 I/O uart_rts# NA NA NA NA J2-24 IO23 I/O uart_cts# NA NA NA NA J2-23 IO24 I/O uart_dtr# NA NA NA NA J2-22 IO25 I/O uart_dsr# NA NA NA NA J1-1 IO26 I/O uart_dcd# NA NA NA NA J1-2 IO27 I/O uart_ri# NA NA NA NA J1-3 IO28 I/O uart_tx_active NA NA NA NA J1-7 IO32 I/O NA spi_s0_clk NA NA NA J1-8 IO33 I/O NA spi_s0_mosi NA NA NA J1-9 IO34 I/O NA spi_s0_miso NA NA NA J2-9 IO35 I/O NA spi_s0_cs# NA NA NA J2-8 IO36 I/O NA spi_s1_clk NA NA NA J2-7 IO37 I/O NA spi_s1_mosi NA NA NA J2-6 IO38 I/O NA spi_s1_miso NA NA NA J2-5 IO39 I/O NA spi_s1_cs# NA NA NA J2-4 IO40 I/O NA NA spi_m_clk NA NA J2-3 IO41 I/O NA NA spi_m_mosi NA NA J2-2 IO42 I/O NA NA spi_m_miso NA NA J2-1 IO43 I/O NA NA spi_m_cs# NA NA J2-14 IO4 I/O NA NA NA fifo_data[0] NA J1-14 IO5 I/O NA NA NA fifo_data[1] NA J1-15 IO6 I/O NA NA NA fifo_data[2] NA Table 3.2 - Default Interface I/O Pin Configuration |