データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RD4.7JS データシート(PDF) 2 Page - NEC

部品番号 RD4.7JS
部品情報  DO-34 Package Low noise, Sharp Breakdown characteristics 400 mW Zener Diode
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

RD4.7JS データシート(HTML) 2 Page - NEC

  RD4.7JS Datasheet HTML 1Page - NEC RD4.7JS Datasheet HTML 2Page - NEC RD4.7JS Datasheet HTML 3Page - NEC RD4.7JS Datasheet HTML 4Page - NEC RD4.7JS Datasheet HTML 5Page - NEC RD4.7JS Datasheet HTML 6Page - NEC RD4.7JS Datasheet HTML 7Page - NEC RD4.7JS Datasheet HTML 8Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
RD4.7JS to RD39JS
2
Data Sheet D13937EJ5V0DS00
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25
°C)
Zener Voltage
Reverse Current
Type Number
Suffix
Vz (V)Note 1
IR (
µA)
MIN.
MAX.
Iz (mA)
MAX.
Iz (mA)
MAX.
Iz (mA)
MAX.
VR (V)
AB
4.42
4.90
RD4.7JS
AB1
4.42
4.61
5
100
5
800
0.5
2
1.0
AB2
4.55
4.75
AB3
4.69
4.90
AB
4.84
5.37
RD5.1JS
AB1
4.84
5.04
5
80
5
500
0.5
2
1.5
AB2
4.98
5.20
AB3
5.14
5.37
AB
5.31
5.92
RD5.6JS
AB1
5.31
5.55
5
60
5
200
0.5
1
2.5
AB2
5.49
5.73
AB3
5.67
5.92
AB
5.86
6.53
RD6.2JS
AB1
5.86
6.12
5
60
5
100
0.5
1
3.0
AB2
6.06
6.33
AB3
6.26
6.53
AB
6.47
7.14
RD6.8JS
AB1
6.47
6.73
5
40
5
60
0.5
0.5
3.5
AB2
6.65
6.93
AB3
6.86
7.14
AB
7.06
7.84
RD7.5JS
AB1
7.06
7.36
5
30
5
60
0.5
0.5
4.0
AB2
7.28
7.60
AB3
7.52
7.84
AB
7.76
8.64
RD8.2JS
AB1
7.76
8.10
5
30
5
60
0.5
0.5
5.0
AB2
8.02
8.36
AB3
8.28
8.64
AB
8.56
9.55
RD9.1JS
AB1
8.56
8.93
5
30
5
60
0.5
0.5
6.0
AB2
8.85
9.23
AB3
9.15
9.55
AB
9.45
10.55
RD10JS
AB1
9.45
9.87
5
30
5
60
0.5
0.1
7.0
AB2
9.77
10.21
AB3
10.11
10.55
AB
10.44
11.56
RD11JS
AB1
10.44
10.88
5
30
5
60
0.5
0.1
8.0
AB2
10.76
11.22
AB3
11.10
11.56
AB
11.42
12.60
RD12JS
AB1
11.42
11.90
5
30
5
80
0.5
0.1
9.0
AB2
11.74
12.24
AB3
12.08
12.60
AB
12.47
13.69
RD13JS
AB1
12.47
13.03
5
37
5
80
0.5
0.1
10
AB2
12.91
13.49
AB3
13.37
13.96
Dynamic
Knee Dynamic
Impedance
Impedance
Zz (
Ω)Note 2
Zzk (
Ω)Note 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8