| データシートサーチシステム |
|
ICS9108-10CS14 データシート(PDF) 8 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS9108-10CS14 データシート(HTML) 8 Page - Integrated Circuit Systems |
|
8 / 8 page ![]() 8-Pin Plastic SOIC 14-Pin SOIC Package Ordering Information ICS9108-XXCS8, IS9108-XXCS14 Example: XXX XXXX- XX M X#W Lead Count & Package Width Lead Count=1, 2 or 3 digits W=.3” SOIC or .6” DIP; None=Standard Width Package Type S=SOIC Pattern Number (2 or 3 digit number for parts with ROM code patterns) Device Type (consists of 3 or 4 digit numbers) Prefix ICS, AV=Standard Device; GSP=Genlock Device AV9108 8 |