| データシートサーチシステム |
|
ICS8543 データシート(PDF) 6 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS8543 データシート(HTML) 6 Page - Integrated Circuit Systems |
|
6 / 7 page ![]() ICS8543BG www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. C MAY 21, 2001 6 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS8543 LOW SKEW, 1-TO-4 LVDS FANOUT BUFFER PRELIMINARY PACKAGE OUTLINE - G SUFFIX TABLE 6. PACKAGE DIMENSIONS Reference Document: JEDEC Publication 95, MO-153 L O B M Y S s r e t e m i l l i Ms e h c n I N I MX A MN I MX A M N0 2 A- -0 2 . 1- -7 4 0 . 0 1 A5 0 . 05 1 . 02 0 0 . 06 0 0 . 0 2 A0 8 . 05 0 . 12 3 0 . 01 4 0 . 0 b9 1 . 00 3 . 07 0 0 . 02 1 0 . 0 c9 0 . 00 2 . 05 3 0 0 . 08 0 0 . 0 D0 4 . 60 6 . 62 5 2 . 00 6 2 . 0 EC I S A B 0 4 . 6C I S A B 2 5 2 . 0 1 E0 3 . 40 5 . 49 6 1 . 07 7 1 . 0 eC I S A B 5 6 . 0C I S A B 6 5 2 0 . 0 L5 4 . 05 7 . 08 1 0 . 00 3 0 . 0 α ° 0 ° 8 ° 0 ° 8 a a a- -0 1 . 0- -4 0 0 . 0 D E1 E aaa C SEATING PLANE -C- e A N A1 A2 b c L α 10 11 20 1 |