データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM6TY データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 SM6TY
部品情報  Automotive 600 W Transil
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SM6TY データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button SM6TY Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SM6TY Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SM6TY Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SM6TY Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SM6TY Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SM6TY Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SM6TY Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SM6TY Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics SM6TY Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Characteristics
SM6TY
6/12
DocID17741 Rev 5
Figure 8. ISO 7637-2 pulse 3a response (VS = -220 V)
Figure 9. ISO 7637-2 pulse 3b response (VS = 150 V)
Note:
ISO7637-2 pulses responses are not applicable for products with a stand off voltage lower
than the average battery voltage (13.5 V).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com