| データシートサーチシステム |
|
ICS9131 データシート(PDF) 8 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS9131 データシート(HTML) 8 Page - Integrated Circuit Systems |
|
8 / 8 page ![]() 8 ICS9131 Ordering Information ICS9131-01CN16 or ICS9131-01CS16 Example: ICS XXXX M X#W 16-Pin SOIC Package Lead Count & Package Width Lead Count=1, 2 or 3 digits W=.3” SOIC or .6” DIP; None=Standard Width Package Type N=DIP (Plastic) S=SOIC Device Type (consists of 3 or 4 digit numbers) Prefix ICS, AV=Standard Device 16-Pin DIP Package |