| データシートサーチシステム |
|
L99PM72PXP データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L99PM72PXP データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 22 page ![]() 10 OMNIFET IIITM SMART POWER LOW-SIDE SWITCHES Part number Package Number of channels Technology Clamp voltage typ (V) Drain current limit (I lim) typ (A) Max on-state resistance R DS(on) max (mΩ) Digital status VNL5300S5-E SO‑8 1 M0‑5 46 2 300 • VNL5160N3-E SOT‑223 1 M0‑5 46 5 160 VNL5160S5-E SO‑8 1 M0‑5 46 5 160 • VNL5090N3-E SOT‑223 1 M0‑5 46 18 90 VNL5090S5-E SO‑8 1 M0‑5 46 18 90 • VNL5090S5-E SO‑8 1 M0‑5 46 18 90 • VNL5050N3-E SOT‑223 1 M0‑5 46 27 50 VNL5050S5-E SO‑8 1 M0‑5 46 27 50 • VNL5030J-E PowerSSO‑12 1 M0‑5 46 35 30 • VNL5030S5-E SO‑8 1 M0‑5 46 35 30 • VNLD5300-E SO‑8 2 M0‑5 46 2 300 • VNLD5160-E SO‑8 2 M0‑5 46 5 160 • VNLD5090-E SO‑8 2 M0‑5 46 18 90 • |