| データシートサーチシステム |
|
28F800F3 データシート(PDF) 21 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
28F800F3 データシート(HTML) 21 Page - Intel Corporation |
|
21 / 47 page ![]() E FAST BOOT BLOCK DATASHEET 21 PRODUCT PREVIEW Table 8. Sequence and Burst Length Burst Addressing Sequence (Dec) Starting Addr. 4 Word Burst Length 8 Word Burst Length Continuous Burst (Dec) Linear Intel Linear Intel Linear 0 0-1-2-3 0-1-2-3 0-1-2-3- 4-5-6-7 0-1-2-3- 4-5-6-7 0-1-2-3-4-5-6-... 1 1-2-3-0 1-0-3-2 1-2-3-4- 5-6-7-0 1-0-3-2- 5-4-7-6 1-2-3-4-5-6-7-... 2 2-3-0-1 2-3-0-1 2-3-4-5- 6-7-0-1 2-3-0-1- 6-7-4-5 2-3-4-5-6-7-8-... 3 3-0-1-2 3-2-1-0 3-4-5-6- 7-0-1-2 3-2-1-0- 7-6-5-4 3-4-5-6-7-8-9-... M M M MM M 6 6-7-0-1- 2-3-4-5 6-7-4-5- 2-3-0-1 6-7-8-9-10-11-12-... 7 7-0-1-2- 3-4-5-6 7-6-5-4- 3-2-1-0 7-8-9-10-11-12-13... M 14 14-15-16-17-18-19-20-... 15 15-16-17-18-19-20-21-... M |