| データシートサーチシステム |
|
74LCX07YMTR データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74LCX07YMTR データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 16 page ![]() 74LCX07 Package information Doc ID 6818 Rev 8 13/16 Figure 8. Tape and reel SO-14 outline Drawing is not in scale. Table 13. Tape and reel SO-14 mechanical data Symbol Dimensions mm inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 22.4 0.882 Ao 6.4 6.6 0.252 0.260 Bo 9 9.2 0.354 0.362 Ko 2.1 2.3 0.082 0.090 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P 7.9 8.1 0.311 0.319 |