| データシートサーチシステム |
|
SD25-1R2-R データシート(PDF) 6 Page - Cooper Bussmann, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SD25-1R2-R データシート(HTML) 6 Page - Cooper Bussmann, Inc. |
|
6 / 7 page ![]() Inductance Characteristics OCL vs Isat SD10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 % of Isat OCL vs Isat SD12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 % of Isat OCL vs Isat SD14 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 % of Isat OCL vs Isat SD18 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 % of Isat OCL vs Isat SD25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 % of Isat OCL vs Isat SD20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 % of Isat SD Series High Power Density, Low Profile, Shielded Inductors DC Current vs. Temperature SD25-100 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Idc (A) SD25-101 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 Idc (A) |