データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8065 データシート(PDF) 17 Page - Analog Devices

部品番号 AD8065
部品情報  High Performance, 145 MHz FastFET Op Amps
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8065 データシート(HTML) 17 Page - Analog Devices

Back Button AD8065_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD8065_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD8065_15 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD8065_15 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD8065_15 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD8065_15 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD8065_15 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices AD8065_15 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices AD8065_15 Datasheet HTML 21Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 29 page
background image
AD8065/AD8066
Rev. J | Page 16 of 28
6.25
6.30
6.35
6.40
6.45
6.50
6.55
6.60
020
–40
–20
40
60
80
TEMPERATURE (°C)
VS = ±12V
VS = +5V
VS = ±5V
Figure 40. Quiescent Supply Current vs. Temperature for Various
Supply Voltages
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
ILOAD (mA)
10
020
30
40
VS = ±12V
VS = +5V
VS = ±5V
Figure 41. Open-Loop Gain vs. Load Current for Various Supply Voltages



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com