| データシートサーチシステム |
|
RD91EB1 データシート(PDF) 3 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RD91EB1 データシート(HTML) 3 Page - NEC |
|
3 / 12 page ![]() RD2.0E to RD200E 3 Zener Voltage Dynamic Knee Dynamic Reverse Current Type Suffix VZ (V)Note 1 Impedance Impedance IR ( µA) Number ZZ ( Ω)Note 2 ZZK ( Ω)Note 2 MIN. MAX. IZ (mA) MAX. IZ (mA) MAX. IZ (mA) MAX. VR(V) B 6.88 7.64 RD7.5E B1 6.88 7.19 20 8 20 120 0.5 0.5 4.0 B2 7.11 7.41 B3 7.33 7.64 B 7.56 8.41 RD8.2E B1 7.56 7.90 20 8 20 120 0.5 0.5 5.0 B2 7.82 8.15 B3 8.07 8.41 B 8.33 9.29 RD9.1E B1 8.33 8.70 20 8 20 120 0.5 0.5 6.0 B2 8.61 8.99 B3 8.89 9.29 B 9.19 10.30 RD10E B1 9.19 9.59 20 8 20 120 0.5 0.2 7.0 B2 9.48 9.90 B3 9.82 10.30 B 10.18 11.26 RD11E B1 10.18 10.63 10 10 10 120 0.5 0.2 8.0 B2 10.50 10.95 B3 10.82 11.16 B 11.13 12.30 RD12E B1 11.13 11.63 10 12 10 110 0.5 0.2 9.0 B2 11.50 11.92 B3 11.80 12.30 B 12.18 13.62 RD13E B1 12.18 12.71 10 14 10 110 0.5 0.2 10 B2 12.59 13.16 B3 13.03 13.62 B 13.48 15.02 RD15E B1 13.48 14.09 10 16 10 110 0.5 0.2 11 B2 13.95 14.56 B3 14.42 15.02 B 14.87 16.50 RD16E B1 14.87 15.50 10 18 10 150 0.5 0.2 12 B2 15.33 15.96 B3 15.79 16.50 B 16.34 18.30 RD18E B1 16.34 17.06 10 23 10 150 0.5 0.2 13 B2 16.90 17.67 B3 17.51 18.30 B 18.11 20.72 B1 18.11 18.92 RD20E B2 18.73 19.57 10 28 10 200 0.5 0.2 15 B3 19.38 20.22 B4 19.88 20.72 B 20.23 22.61 B1 20.23 21.08 RD22E B2 20.76 21.65 5 30 5 200 0.5 0.2 17 B3 21.22 22.09 B4 21.68 22.61 |