データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADR291 データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 ADR291
部品情報  Low Noise Micropower 2.5 V and 4.096 V Precision Voltage References
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR291 データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADR291 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADR291 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADR291 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADR291 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADR291 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADR291 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADR291 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADR291 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADR291 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
ADR291/ADR292
Rev. F | Page 8 of 20
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
TEMPERATURE (
°C)
2.506
2.494
–50
125
–25
0
255075
100
2.504
2.502
2.500
2.498
2.496
VS = 5V
3 TYPICAL PARTS
Figure 7. ADR291 VOUT vs. Temperature
4.102
TEMPERATURE (
°C)
4.100
4.098
4.096
4.094
4.092
3 TYPICAL PARTS
4.090
–50
125
–25
0
25
50
75
100
VS = 5V
Figure 8. ADR292 VOUT vs. Temperature
INPUT VOLTAGE (V)
14
0
016
2
6
4
8
10
12
14
12
8
6
4
2
10
TA = +125°C
TA = +25°C
TA =–40°C
Figure 9. ADR291 Quiescent Current vs. Input Voltage
INPUT VOLTAGE (V)
14
0
01
2
6
4
8
10
12
14
12
8
6
4
2
10
TA = +125°C
TA = +25°C
TA =–40°C
6
Figure 10. ADR292 Quiescent Current vs. Input Voltage
14
12
4
10
8
6
ADR291
ADR292
TEMPERATURE (°C)
–50
125
–25
0
25
50
75
100
VS = 5V
Figure 11. ADR291/ADR292 Supply Current vs. Temperature
100
80
0
60
40
20
TEMPERATURE (
°C)
–50
125
–25
0
25
50
75
100
ADR291
ADR292
ADR291: VS = 3.0V TO 15V
ADR292: VS = 4.5V TO 15V
IOUT = 0 mA
Figure 12. ADR291/ADR292 Line Regulation vs. Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com