データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADR293 データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 ADR293
部品情報  Low Noise, Micropower 5.0 V Precision Voltage Reference
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR293 データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADR293_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADR293_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADR293_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADR293_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADR293_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADR293_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADR293_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADR293_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADR293_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
ADR293
Rev. D | Page 8 of 12
50µs/DIV
IL = 5mA
2V/DIV
5V/DIV
Figure 15. Turn-On Time
50µs/DIV
IL = 5mA
2V/DIV
5V/DIV
Figure 16. Turn-Off Time
1ms/DIV
IL = 5mA
Figure 17. Load Transient Response
1ms/DIV
II = 5mA
CL = 1nF
Figure 18. Load Transient Response
1ms/DIV
II = 5mA
CL = 100nF
Figure 19. Load Transient Response
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
–200 –160 –120 –80 –40
0
40
80
120 160 200 240
VOUT DEVIATION (ppm)
TEMPERATURE
+25°C → –40°C →
+85°C → +25°C
Figure 20. Typical Hysteresis for the ADR29x Product



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com