データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

APM1855-P29 データシート(PDF) 2 Page - Advanced Semiconductor Business Inc.

部品番号 APM1855-P29
部品情報  Low Noise and High OIP3 Medium Power Amplifier Module
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ASB [Advanced Semiconductor Business Inc.]
ホームページ  http://www.asb.co.kr
Logo ASB - Advanced Semiconductor Business Inc.

APM1855-P29 データシート(HTML) 2 Page - Advanced Semiconductor Business Inc.

  APM1855-P29_13 Datasheet HTML 1Page - Advanced Semiconductor Business Inc. APM1855-P29_13 Datasheet HTML 2Page - Advanced Semiconductor Business Inc. APM1855-P29_13 Datasheet HTML 3Page - Advanced Semiconductor Business Inc. APM1855-P29_13 Datasheet HTML 4Page - Advanced Semiconductor Business Inc. APM1855-P29_13 Datasheet HTML 5Page - Advanced Semiconductor Business Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2/5
www.asb.co.kr
February 2008
plerowTM APM1855-P29
Low Noise & High OIP3
Medium Power Amplifier Module
S-parameters
OIP3
P1dB
PCS Tx
1840~1870 MHz
+5 V
Stability Factor (K)
Typical Performance
(Measured)
Noise Figure



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com