データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

R2000F データシート(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

部品番号 R2000F
部品情報  0.2/0.5A Axial Leaded High Voltage Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
ホームページ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

R2000F データシート(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  R2000F Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD R2000F Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
FIG.3 -- PEAKFORWARDSURGECURREENT
FIG.4 -- TYPICAL JUNCTIONCAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
NUMBEROF CYCLES AT60HZ
FIG.1 -- FORWARDDERATINGCURVE
FIG.2 -- TYPICAL FORWARDCHARACTERISTICS
AMBIENTTEMPERATURE,
INSTANTANEOUS FORWARDVOLTAGE, VOLTS
1.6
2.6
0.01
0.1
1.0
10
3.6
4.6
0.6
TJ=25
Pulse Width=300
µs
R200F
R1200F-
R1800F
0
100
1
10
100
10
4
TJ=25
10
100
TJ=125
8.3ms Single Half
Sine - Wave
30
20
10
0
1
0
0.1
25
50
75
100
125
150
0.2
200
175
0.3
0.4
0.5
R1200F - R1800F
R2000F
Single Phase
Half Wave 60HZ
Resistive or
Inductive Load
2of2



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com