データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UPD16340 データシート(PDF) 2 Page - NEC

部品番号 UPD16340
部品情報  96-BIT AC-PDP DRIVER
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD16340 データシート(HTML) 2 Page - NEC

  UPD16340 Datasheet HTML 1Page - NEC UPD16340 Datasheet HTML 2Page - NEC UPD16340 Datasheet HTML 3Page - NEC UPD16340 Datasheet HTML 4Page - NEC UPD16340 Datasheet HTML 5Page - NEC UPD16340 Datasheet HTML 6Page - NEC UPD16340 Datasheet HTML 7Page - NEC UPD16340 Datasheet HTML 8Page - NEC UPD16340 Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
Data Sheet S13685EJ1V0DS00
2
µµµµ PD16340
BLOCK DIAGRAM 1 (IBS = H, 3-BIT INPUT, 32-BIT LENGTH SHIFT REGISTER)
VDD2
VSS2
O1
VDD2
VSS2
O96
HZ
/LBLK
B3
/HBLK
/LE
A1
CLK
LE
S1
S2
S3
S94
S95
S96
/L1
/L96
A1
S1
S4
SR1Note
CLK
R,/L
B1 CLR S94
A2
S2
S5
SR2Note
CLK
R,/L
B2 CLR S95
A3
S3
S6
SR3Note
CLK
R,/L
B3 CLR S96
B1
/CLR
A2
B2
A3
R,/L
Note SRn: 32-bit shift register
Remark /xxx indicates active low signal.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16