データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UPD16640C データシート(PDF) 2 Page - NEC

部品番号 UPD16640C
部品情報  300/309-OUTPUT TFT-LCD SOURCE DRIVER 64 GRAY SCALE
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD16640C データシート(HTML) 2 Page - NEC

  UPD16640C Datasheet HTML 1Page - NEC UPD16640C Datasheet HTML 2Page - NEC UPD16640C Datasheet HTML 3Page - NEC UPD16640C Datasheet HTML 4Page - NEC UPD16640C Datasheet HTML 5Page - NEC UPD16640C Datasheet HTML 6Page - NEC UPD16640C Datasheet HTML 7Page - NEC UPD16640C Datasheet HTML 8Page - NEC UPD16640C Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
Data Sheet S11269EJ1V1DS00
2
µµµµ PD16640C
1. BLOCK DIAGRAM
C1 C2
C102 C103
STHR
R,/L
CLK
Osel
D00 - D05
D10 - D15
D20 - D25
STB
Vsel
V0 - V10
S1
S2
S3
S309
VSS2
VDD2
(3.3/5.0 V)
VSS1
VDD1
(3.3 V)
STHL
INV
103-bit bidirectional shift register
Data register
Latch
D/A converter
Output buffer
Remark
/xxx indicates active low signal.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16