データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AN2808 データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

部品番号 AN2808
部品情報  The PM6670S device is a complete
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2808 データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  AN2808 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2808 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2808 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2808 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2808 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2808 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2808 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2808 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2808 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 40 page
background image
List of figures
AN2808
4/40
List of figures
Figure 1.
PM6670S demonstration board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 2.
Demonstration schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 3.
Top slide component placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 4.
Top slide view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 5.
Layer 2 view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 6.
Layer 3 view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 7.
Bottom side view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 8.
Bottom side component placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 9.
JP3 (mode) setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 10.
JP1 options when JP3 is in the lower position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 11.
JP1 options when JP3 is in the upper position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 12.
JP2 (DSCG) setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 13.
JP5 (COMP) setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 14.
PM6670S test set-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 15.
VDDQ Soft Start @150mW load, pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 16.
VDDQ turn on (S5), pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 17.
VTT turn on (S0), pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 18.
VDDQ=1.8V , VIN=12V, IVDDQ=0A, forced-PWM mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 19.
VDDQ=1.8V, VIN=12V, IVDDQ=0.5A, pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 20.
VDDQ=1.8V, VIN=12V, no load, no-audible pulse-skip mode (33kHz) . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 21.
VDDQ load regulation - VIN=12V, pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 22.
VTT load regulation - LDOIN=VDDQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 23.
VTT load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 24.
VDDQ load transient (VIN=12V, LOAD=0A->8A @2.5A/ms). Pulse-skip mode. . . . . . . . . 20
Figure 25.
VTT load transient (VIN=12V, LOAD=-2A->2A @2.5A/ms). Pulse-skip mode. . . . . . . . . . 21
Figure 26.
VDDQ efficiency vs. load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 27.
External MOSFET gate signal (VIN=12 V, load= 0 A). Pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 28.
External MOSFET gate signal (VIN=12 V, load= 8 A). Pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 29.
VDDQ, VTTREF, VTT output voltages anl LDO input current. Tracking discharge. No load on
any rail
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 30.
VDDQ, VTTREF, VTT. No-tracking discharge. No load on any output. . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 31.
UV protection, pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 32.
OV protection, pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 33.
VTT current limit during an output short . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 34.
fsw vs input voltage, DDR2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 35.
fsw vs iload, Vin = 12V voltage, DDR2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 36.
VTT current vs temperature , IVTT= 0 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 37.
VTT current vs temperature, IVTT= 0.5 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 38.
VTT current vs temperature, IVTT= 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 39.
VTT current vs temperature, IVTT= 1.5 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 40.
VDDQ load regulation, Vin = 12 V and switching frequency 400 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 41.
VDDQ load regulation, Vin = 5 V and switching frequency 400 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 42.
VTT load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 43.
VTTREF load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 44.
Efficiency vs load - VDDQ = 2.5 V, Vin = 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 45.
Efficiency vs load - VDDQ = 2.5 V, Vin = 5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 46.
SW efficiency vs load - VDDQ = 2.5 V, Vin = 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 47.
SW efficiency vs load - VDDQ = 2.5 V, Vin = 5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 48.
VDDQ load transient response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 49.
VTT load transient response. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com