| データシートサーチシステム |
|
UPD6325C データシート(PDF) 7 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD6325C データシート(HTML) 7 Page - NEC |
|
7 / 16 page ![]() 7 µPD6325, µPD6326, µPD6335, µPD6336 EQUIVALENT CIRCUIT OF 6 bit D/A TIMING CHART VDD D0 LSB R MSB D1 R D2 R D3 R D4 R R 15 k Ω Output voltage 1/64 VDD to VDD D/A OUT D5 DATA IN D11 D10 D9 D8 MSB tDsetup tDhold tCL tCH tW(LOAD) tLlag tL lead tDAset D0 D1 D2 D3 LSB CLOCK LOAD D/A OUTPUT COMMAND VALID Data is loaded when LOAD is high level. D/A OUTPUT COMMAND VALID DATA IN CLOCK LOAD |