データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UPD6P4BGS データシート(PDF) 3 Page - NEC

部品番号 UPD6P4BGS
部品情報  4-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER FOR INFRARED REMOTE CONTROL TRANSMISSION
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD6P4BGS データシート(HTML) 3 Page - NEC

  UPD6P4BGS Datasheet HTML 1Page - NEC UPD6P4BGS Datasheet HTML 2Page - NEC UPD6P4BGS Datasheet HTML 3Page - NEC UPD6P4BGS Datasheet HTML 4Page - NEC UPD6P4BGS Datasheet HTML 5Page - NEC UPD6P4BGS Datasheet HTML 6Page - NEC UPD6P4BGS Datasheet HTML 7Page - NEC UPD6P4BGS Datasheet HTML 8Page - NEC UPD6P4BGS Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 32 page
background image
3
µPD6P4B
Data Sheet U13594EJ2V0DS00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
D6
D7
CLK
(L)
VDD
XOUT
XIN
GND
VPP
D5
D4
D3
D2
D1
D0
MD3
MD2
MD1
MD0
Caution Round brackets ( ) indicate the pins not used in the PROM programming mode.
L
: Connect each of these pins to GND via a pull-down resistor.
BLOCK DIAGRAM
KI0-KI3
KI/O0-KI/O7
S0, S1/LED
PORT KI
PORT KI/O
PORT S
4
8
2
4
8
2
ONE-
TIME
PROM
RAM
SYSTEM
CONTROL
CARRIER
GENERATOR
9-bit
TIMER
CPU
CORE
RESET
XIN
XOUT
VDD
GND
REM
S1/LED
(2)
PROM programming mode



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32