データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UPD72001C データシート(PDF) 2 Page - NEC

部品番号 UPD72001C
部品情報  MULTI-PROTOCOL SERIAL CONTROLLERS
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD72001C データシート(HTML) 2 Page - NEC

  UPD72001C Datasheet HTML 1Page - NEC UPD72001C Datasheet HTML 2Page - NEC UPD72001C Datasheet HTML 3Page - NEC UPD72001C Datasheet HTML 4Page - NEC UPD72001C Datasheet HTML 5Page - NEC UPD72001C Datasheet HTML 6Page - NEC UPD72001C Datasheet HTML 7Page - NEC UPD72001C Datasheet HTML 8Page - NEC UPD72001C Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 40 page
background image
µPD72001-11, 72001-A8
2
ORDERING INFORMATION
Part Number
Package
µPD72001C-11
40-pin plastic DIP (600 mil)
µPD72001G-11-22
44-pin plastic QFP (10
× 10 mm) (resin thickness: 1.45 mm)
µPD72001GC-11-3B6
52-pin plastic QFP (14
× 14 mm) (resin thickness: 2.7 mm)
µPD72001L-11
52-pin plastic QFJ (750
× 750 mil)
µPD72001C-A8
40-pin plastic DIP (600 mil)
µPD72001G-A8-22
44-pin plastic QFP (10
× 10 mm) (resin thickness: 1.45 mm)
µPD72001GC-A8-3B6
52-pin plastic QFP (14
× 14 mm) (resin thickness: 2.7 mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40