データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STS2306A データシート(PDF) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

部品番号 STS2306A
部品情報  S uper high dense cell design for low R DS (ON).
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
ホームページ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STS2306A データシート(HTML) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STS2306A Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2306A Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2306A Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2306A Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2306A Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2306A Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2306A Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
SOT-23-3L Tape and Reel Data
SOT-23-3L Carrier Tape
SOT-23-3L Reel
7
S T S 2306A
T R
FEED DIRECTION
3.20
0.10
3.00
0.10
1.33
0.10
1.00
+0.25
1.50
+0.10
8.00
+0.30
-0.10
1.75
0.10
3.50
0.05
4.00
0.10
4.00
0.10
2.00
0.05
0.20
0.02
UNIT:
PACKAGE
SOT-23
A0
B0
K0
D0
D1
E
E1
E2
P0
P1
P2
T
178
178
1
60
1
9.00
0.5
12.00
0.5
13.5
0.5
2.00
0.5
10.0
18.00
5.00
8
V
UNIT:
R
G
S
K
H
W1
W
N
M
10.5
REEL SIZE
TAPE SIZE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com