データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SEBLC データシート(PDF) 2 Page - Bruckewell Technology LTD

部品番号 SEBLC
部品情報  Ultraslow Capacitance TVS Array
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
ホームページ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD

SEBLC データシート(HTML) 2 Page - Bruckewell Technology LTD

  SEBLC Datasheet HTML 1Page - Bruckewell Technology LTD SEBLC Datasheet HTML 2Page - Bruckewell Technology LTD SEBLC Datasheet HTML 3Page - Bruckewell Technology LTD SEBLC Datasheet HTML 4Page - Bruckewell Technology LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SEBLC Series
Ultraslow Capacitance TVS Array
Publication Order Number: [SEBLCXX]
© Bruckewell Technology Corporation Rev. A -2014
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Absolute Maximum Ratings @ 25°C Unless Otherwise Specified
Symbol
Parameter
Value
Unit
PPP
Peak Pulse Power (tp = 8/20μs) - See Fig1.
350
W
TSTG
Storage Temperature Range.
-55 to + 150
°C
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to + 150
°C
Electrical Characteristics Per line @ 25°C Unless Otherwise Specified
Part Numbers
VBR
IT
VRM
IRM
VF
IF
C
Min
Typ
Max
Max.
Typ.
0v
bias
V
V
V
mA
V
μA
V
mA
pF
SEBLC03
3.3
3.8
4.5
1
3
1
1.25
200
3
SEBLC03C
3.3
3.8
4.5
1
3
1
1.25
200
3
SEBLC05
6.1
6.7
7.2
1
5
1
1.25
200
3
SEBLC05C
6.1
6.7
7.2
1
5
1
1.25
200
3
SEBLC08
8.6
9.5
10.2
1
8
1
1.25
200
3
SEBLC08C
8.6
9.5
10.2
1
8
1
1.25
200
3
SEBLC12
13.5
14.6
15.7
1
12
1
1.25
200
3
SEBLC12C
13.5
14.6
15.7
1
12
1
1.25
200
3
SEBLC15
16.7
17.8
18.9
1
15
1
1.25
200
3
SEBLC15C
16.7
17.8
18.9
1
15
1
1.25
200
3
SEBLC24
26.7
27.8
28.9
1
24
1
1.25
200
3
SEBLC24C
26.7
27.8
28.9
1
24
1
1.25
200
3



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com