データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MA データシート(PDF) 13 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

部品番号 MA
部品情報  Low dissipation factor
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MERITEK [MERITEK ELECTRONICS CORPORATION]
ホームページ  http://www.meritekusa.com
Logo MERITEK - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

MA データシート(HTML) 13 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

Back Button MA Datasheet HTML 6Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION MA Datasheet HTML 7Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION MA Datasheet HTML 8Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION MA Datasheet HTML 9Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION MA Datasheet HTML 10Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION MA Datasheet HTML 11Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION MA Datasheet HTML 12Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION MA Datasheet HTML 13Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION MA Datasheet HTML 14Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
TAPE DIMENSIONS
The dimension of reel
Size
0201
Reel size
7”
13"
C
13.0+0.5/-0.2
13.0+0.5/-0.2
W1
8.4+1.5/-0
8.4+1.5/-0
A
178.0±0.10
330.0±1.0
N
60.0+1.0/-0
100±1.0
The dimension of paper tape
Size
0201
Thickness
0.30 ±0.03
A0
0.38±0.05
B0
0.68±0.05
T
0.42±0.05
K0
-
W
8.00±0.10
P0
4.00±0.10
10xP0
40.0±0.10
P1
2.00±0.05
P2
2.00±0.05
D0
1.55±0.05
D1
-
E
1.75±0.05
F
3.50±0.05
12
Rev 7
MERITEK
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
MA Series
—
13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com