| データシートサーチシステム |
|
SET データシート(PDF) 3 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SET データシート(HTML) 3 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
|
3 / 4 page ![]() Rev. 7a Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors MERITEK SET Series (Extended Temperature) RoHS TAPING D x L W ±0.3 A ±0.2 B ±0.2 P0 ±0.1 P1 ±0.1 P2 ±0.1 F ±0.1 ØD0 ±0.1 t1 ±0.1 E ±0.1 t2 ±0.2 Ø4x5.4 12.0 4.7 4.7 4.0 8.0 2.0 5.5 1.5 0.4 1.75 5.7 Ø5x5.4 12.0 5.7 5.7 4.0 12.0 2.0 5.5 1.5 0.4 1.75 5.7 Ø6.3x5.4 16.0 7.0 7.0 4.0 12.0 2.0 7.5 1.5 0.4 1.75 5.7 Ø4x5.8 12.0 4.7 4.7 4.0 8.0 2.0 5.5 1.5 0.4 1.75 6.3 Ø5x5.8 12.0 5.7 5.7 4.0 12.0 2.0 5.5 1.5 0.4 1.75 6.4 Ø6.3x5.8 16.0 7.0 7.0 4.0 12.0 2.0 7.5 1.5 0.4 1.75 6.4 Ø6.3x7.7 16.0 7.0 7.0 4.0 12.0 2.0 7.5 1.5 0.4 1.75 8.2 Ø8x6.2 16.0 8.7 8.7 4.0 12.0 2.0 7.5 1.5 0.4 1.75 6.8 Ø8x10.2 24.0 8.7 8.7 4.0 16.0 2.0 11.5 1.5 0.4 1.75 11.0 Ø10x10.2 24.0 10.7 10.7 4.0 16.0 2.0 11.5 1.5 0.4 1.75 11.0 PACKAGE D x L A ±2.0 B MIN C ±0.5 D ±0.8 E ±0.5 W ±1.0 T ±1.0 t ±0.5 Ø4 Ø5 380 50 13 21 2.0 14.0 20.0 3.0 Ø6.3 380 50 13 21 2.0 18.0 24.0 3.0 Ø8x6.2 380 50 13 21 2.0 18.0 24.0 3.0 Ø8x10.2 380 50 13 21 2.0 26.0 32.0 3.0 Ø10x10.2 380 50 13 21 2.0 26.0 32.0 3.0 |