| データシートサーチシステム |
|
L4863L-N20-R データシート(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L4863L-N20-R データシート(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 10 page ![]() L4863 CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 10 www.unisonic.com.tw QW-R107-050,A PIN CONFIGURATION SHUTDOWN GND +OUT A VDD -OUT A -IN A GND +IN A +IN B BYPASS -IN B -OUT B VDD +OUT B GND HP-IN DIP-16 SOP-16 1 2 314 13 12 11 10 15 16 9 4 5 6 7 8 SHUTDOWN GND +OUT A VDD -OUT A -IN A GND +IN A +IN B BYPASS -IN B -OUT B VDD +OUT B GND HP-IN GND GND 3 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 2 17 118 SOP-18 SHUTDOWN GND +OUT A VDD -OUT A -IN A GND +IN A +IN B BYPASS -IN B -OUT B VDD +OUT B GND HP-IN GND GND GND GND 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 17 18 11 10 219 120 HTSSOP-20 THERMAL DATA PARAMETER SYMBOL RATINGS UNIT SOP-16 80 ℃ /W SOP-18 90 ℃ /W DIP-16 63 ℃ /W Thermal resistance (Junction to Ambient) HTSSOP-20 θJA 90 ℃ /W SOP-16 20 ℃ /W SOP-18 2 ℃ /W DIP-16 20 ℃ /W Thermal resistance (Junction to Case) HTSSOP-20 θJC 2 ℃ /W |