| データシートサーチシステム |
|
U74AHC1G07G-AL5-R データシート(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
U74AHC1G07G-AL5-R データシート(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies |
|
4 / 5 page ![]() U74AHC1G07 CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 4 of 5 www.unisonic.com.tw QW-R502-375.A DYNAMIC CHARACTERISTICS (Input: tR, tF≤3ns; PRR≤1MHz, Ta=25°C) PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT CL=15 pF 3.5 5.6 ns tPZL CL=50 pF 5.0 8.0 ns CL=15 pF 5.8 7.9 ns tPLZ VCC =3.3±0.3 V CL=50 pF 8.3 11.5 ns CL=15 pF 2.5 3.9 ns tPZL CL=50 pF 3.6 5.5 ns CL=15 pF 4.2 5.1 ns Propagation delay from input (A)to output(Y) tPLZ VCC =5±0.5 V CL=50 pF 6.0 7.5 ns |