データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

66500 データシート(PDF) 2 Page - Micropac Industries

部品番号 66500
部品情報  MICROCOUPLER, HIGH SPEED-HIGH GAIN
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROPAC [Micropac Industries]
ホームページ  http://www.micropac.com
Logo MICROPAC - Micropac Industries

66500 データシート(HTML) 2 Page - Micropac Industries

  66500 Datasheet HTML 1Page - Micropac Industries 66500 Datasheet HTML 2Page - Micropac Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MICROPAC INDUSTRIES, INC. OPTOELECTRONIC PRODUCTS DIVISION
• 725 E.Walnut St., Garland, TX 75040 • (972)272-3571 • Fax (972)487-6918
www.micropac.com
E-MAIL: OPTOSALES @ MICROPAC.COM
66500
MICROCOUPLER, HIGH SPEED-HIGH GAIN INVERTED OUTPUT
05/29/03
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS:
PARAMETER
SYMBOL
MIN
MAX
UNITS
Input Current, Low Level Each Channel
IFL
0
250
µA
Input Current, High Level Each Channel
IFH
12.5
20
mA
Supply Voltage
VC
4.5
5.5
V
Fan Out (TTL Load) Each Channel
N
6
Operating Temperature
TA
-55
125
°C
100
PULSE
GENERATOR
Zo = 50
tr = 5 nS
510
IF
IF MONITOR
0.1
µF
+5.0 V
VOUT
GND
INPUT
IF
VOUT
t PHL
t PLH
1.5 V
VOL
SHIELD
Figure 1.
Switching Test Circuit.



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com