| データシートサーチシステム |
|
PIC16F627A-E/ML データシート(PDF) 44 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F627A-E/ML データシート(HTML) 44 Page - Microchip Technology |
|
44 / 168 page ![]() PIC16F627A/628A/648A DS40044A-page 42 Preliminary 2002 Microchip Technology Inc. FIGURE 5-15: BLOCK DIAGRAM OF THE RB7/T1OSI PIN Data Latch TRIS Latch RD TRISB Q D Q CK Q D Q CK RD PORTB WR PORTB WR TRISB T10SCEN Data Bus RB7/T1OSI To RB6 RBPU V DD weak pull-up P pin TTL input buffer From other QD EN QD EN Set RBIF RB<7:4> pins Serial programming input Schmitt Trigger TMR1 oscillator V DD V SS Q3 Q1 |