| データシートサーチシステム |
|
PIC16C54T-LPE/SS データシート(PDF) 162 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16C54T-LPE/SS データシート(HTML) 162 Page - Microchip Technology |
|
162 / 217 page ![]() PIC16C5X PIC16C54A/CR57B/C58A/CR58A DS30453B-page 162 Preliminary © 1998 Microchip Technology Inc. FIGURE 18-6: TYPICAL IPD vs. VDD, WATCHDOG ENABLED (25 °C) FIGURE 18-7: VTH (INPUT THRESHOLD VOLTAGE) OF I/O PINS vs. VDD 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 VDD(Volts) 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 VDD (Volts) Min (–40 °C to +85 °C) 0.80 0.60 5.5 6.0 Max (–40 °C to +85 °C) Typ (+25 °C) |