| データシートサーチシステム |
|
MPH データシート(PDF) 3 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPH データシート(HTML) 3 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
3 / 3 page ![]() ◆STANDARD SIZE □ : Tolerance **:Lead Forming Part No. Dimensions (mm) Typical Packaging Quantity (pcs) Cap(μF) Rated Voltage A B C F±1.0 LS±0.5 d Bag Carton TC TX, TH TL, TJ TN Long Lead type Taping Ammo Pack Type - Style TS METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS MPH 630 Vdc 800 Vdc 450 Vdc 0.1 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 0.047 0.056 0.068 0.082 0.1 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1 1.2 1.5 1.8 2.2 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1 10.5 10.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 23.5 23.5 23.5 23.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 23.5 23.5 23.5 23.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 26.5 26.5 26.5 8.5 9.5 8.5 9.0 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 11.0 12.5 13.5 15.0 15.5 17.5 19.0 21.0 19.0 21.0 23.0 25.0 8.5 9.0 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0 14.5 15.5 12.0 13.5 14.5 16.0 17.0 18.0 20.0 21.5 19.5 22.0 24.0 26.5 15.5 17.0 19.0 20.5 21.5 23.5 19.5 22.0 24.5 14.5 15.5 14.5 15.0 16.0 18.0 19.0 19.5 21.0 18.5 19.5 20.5 22.0 24.0 26.0 27.5 30.5 29.0 32.0 34.0 36.0 14.0 15.0 15.5 16.5 17.0 17.5 19.0 20.0 21.0 19.5 20.5 22.0 23.0 24.5 27.0 29.0 32.0 30.0 33.0 34.0 37.0 23.0 24.5 26.5 28.0 30.5 32.5 28.5 31.0 33.0 7.5 7.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0 20.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0 20.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 22.5 22.5 22.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 20.0 20.0 20.0 20.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 20.0 20.0 20.0 20.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 7.5/10.0/15.0 15.0/22.5 15.0/22.5 15.0/22.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 100 100 100 100 100 50 50 50 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 800 500 500 500 500 400 400 300 300 200 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 800 800 500 500 500 500 500 400 400 300 200 200 500 500 500 500 400 300 200 200 200 450MPH104□** 450MPH124□** 450MPH154□** 450MPH184□** 450MPH224□** 450MPH274□** 450MPH334□** 450MPH394□** 450MPH474□** 450MPH564□** 450MPH684□** 450MPH824□** 450MPH105□** 450MPH125□** 450MPH155□** 450MPH185□** 450MPH225□** 450MPH275□** 450MPH335□** 450MPH395□** 450MPH475□** 630MPH473□** 630MPH563□** 630MPH683□** 630MPH823□** 630MPH104□** 630MPH124□** 630MPH154□** 630MPH184□** 630MPH224□** 630MPH274□** 630MPH334□** 630MPH394□** 630MPH474□** 630MPH564□** 630MPH684□** 630MPH824□** 630MPH105□** 630MPH125□** 630MPH155□** 630MPH185□** 630MPH225□** 800MPH224□** 800MPH274□** 800MPH334□** 800MPH394□** 800MPH474□** 800MPH564□** 800MPH684□** 800MPH824□** 800MPH105□** − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − |