データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC1321 データシート(PDF) 12 Page - Microchip Technology

部品番号 TC1321
部品情報  10-Bit Digital-to-Analog Converter with Two-Wire Interface
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1321 データシート(HTML) 12 Page - Microchip Technology

Back Button TC1321 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1321 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1321 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC1321 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC1321 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology TC1321 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology TC1321 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology TC1321 Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology TC1321 Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
TC1321
DS21387B-page 12
© 2002 Microchip Technology Inc.
5.3
Package Dimensions
8-Pin MSOP
.122 (3.10)
.114 (2.90)
.122 (3.10)
.114 (2.90)
.043 (1.10)
MAX.
.006 (0.15)
.002 (0.05)
.016 (0.40)
.010 (0.25)
.197 (5.00)
.189 (4.80)
.008 (0.20)
.005 (0.13)
.028 (0.70)
.016 (0.40)
6
° MAX.
.026 (0.65) TYP.
PIN 1
Dimensions: inches (mm)
.050 (1.27) TYP.
8
° MAX.
PIN 1
.244 (6.20)
.228 (5.79)
.157 (3.99)
.150 (3.81)
.197 (5.00)
.189 (4.80)
.020 (0.51)
.013 (0.33)
.010 (0.25)
.004 (0.10)
.069 (1.75)
.053 (1.35)
.010 (0.25)
.007 (0.18)
.050 (1.27)
.016 (0.40)
.
8-Pin SOIC
Dimensions: inches (mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16