| データシートサーチシステム |
|
TC170 データシート(PDF) 12 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC170 データシート(HTML) 12 Page - Microchip Technology |
|
12 / 16 page ![]() TC170 DS21395B-page 12 © 2002 Microchip Technology Inc. 5.3 Package Dimensions .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .150 (3.81) .115 (2.92) .770 (19.56) .740 (18.80) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .045 (1.14) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .270 (6.86) .240 (6.10) .200 (5.08) .140 (3.56) .014 (0.36) .008 (0.20) .400 (10.16) .310 (7.87) 16-Pin PDIP (Narrow) PIN 1 10 ° MAX. Dimensions: inches (mm) 8 ° MAX. PIN 1 .299 (7.59) .291 (7.40) .413 (10.49) .398 (10.10) .019 (0.48) .014 (0.36) .012 (0.30) .004 (0.10) .104 (2.64) .097 (2.46) .013 (0.33) .009 (0.23) .050 (1.27) .016 (0.40) .419 (10.65) .398 (10.10) .050 (1.27) TYP. 16-Pin SOIC (Wide) Dimensions: inches (mm) |