| データシートサーチシステム |
|
TC4626 データシート(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC4626 データシート(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 14 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21426B-page 9 TC4626/TC4627 5.0 PACKAGING INFORMATION Package marking data not available at this time. 5.1 Package Dimensions 3 ° MIN. PIN 1 .260 (6.60) .240 (6.10) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .040 (1.02) .400 (10.16) .348 (8.84) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .040 (1.02) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .310 (7.87) .290 (7.37) .400 (10.16) .310 (7.87) 8-Pin Plastic DIP Dimensions: inches (mm) .400 (10.16) .370 (9.40) .300 (7.62) .230 (5.84) .065 (1.65) .045 (1.14) .055 (1.40) MAX. .020 (0.51) MIN. PIN 1 .200 (5.08) .160 (4.06) .200 (5.08) .125 (3.18) .110 (2.79) .090 (2.29) .020 (0.51) .016 (0.41) .040 (1.02) .020 (0.51) .320 (8.13) .290 (7.37) .150 (3.81) MIN. 3 ° MIN. 8-Pin CDIP (Narrow) .015 (0.38) .008 (0.20) .400 (10.16) .320 (8.13) Dimensions: inches (mm) |