| データシートサーチシステム |
|
TC500 データシート(PDF) 21 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC500 データシート(HTML) 21 Page - Microchip Technology |
|
21 / 28 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21428B-page 21 TC500/A/510/514 10.3 Package Dimensions .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .150 (3.81) .115 (2.92) .770 (19.56) .740 (18.80) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .045 (1.14) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .270 (6.86) .240 (6.10) .200 (5.08) .140 (3.56) .014 (0.36) .008 (0.20) .400 (10.16) .310 (7.87) 16-Pin PDIP (Narrow) PIN 1 10 ° MAX. Dimensions: inches (mm) .018 (0.46) .014 (0.36) .050 (1.27) .016 (0.40) .050 (1.27) TYP .157 (3.99) .150 (3.81) .244 (6.20) .228 (5.79) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) 8 ° MAX. PIN 1 .010 (0.25) .007 (0.18) .394 (10.00) .385 (9.78) 16-Pin SOIC (Narrow) Dimensions: inches (mm) |